Part Number Hot Search : 
04C12 PIC30F MA26V09 D4812 RT9237 P1200A07 MEMCMDQ3 12508BR
Product Description
Full Text Search
 

To Download MIC600 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  mic 600 - ? mictroni cs page 1 sur 7 mic 600 www.mictronics.net d/i ser gnd rst gnd i0 i1 i2 i3 sel1 sel0 xt1 xt2 vcc i7 i6 i5 i4 interface pour 8 entres parallles sur liaison srie caractristiques principales huit entres parallles compatibles ttl ou cmos. sortie sur interface srie asynchrone st andard compatible ttl, cmos et rs 232. vitesse de transmission programmable de 300 9600 bits par seconde. transmission de l?tat des entres en mode vrai ou invers. transmission automatique de l?tat des entres lors de chaque changement d?tat d?au moi ns une d?entre - elles. aucun langage de programmation spcifique ncessaire. trs faible nombre de composants externes. alimentation sous une tension unique de 4 6 volts. bo?tier standard dil plastique 18 pattes. description du circuit le circuit mic 60 0 permet de lire l?tat de 8 entres logiques compatibles ttl ou cmos et de l?envoyer cod, sous forme d?un caractre, sur une liaison srie asynchrone standard. sa sortie srie est directement compatible ttl ou cmos et peut gnralement tre connecte u ne entre srie rs 232 par simple ajout d?une rsistance (voir schma d?application). le mic 600 surveille en permanence ses 8 entres et transmet automatiquement le caractre refltant leur tat pour tout changement de niveau sur l?une quelconque d?entre - elles. mic 600 (vu de dessus) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 17 16 15 14 13 12 11 10
mic 600 - ? mictroni cs page 2 sur 7 mic 600 www.mictronics.net le caractre reprsentant l?tat des 8 entres peut tre transmis en mode vrai ou direct, c?est dire que chaque entre au niveau haut correspond un bit au niveau haut ; ou en mode invers, c?est dire qu?une entre au niveau haut correspond un bit au niveau bas et vice versa. la vitesse de transmission du mic 600 est programmable sur quatre valeurs normalises : 300, 1200, 2400 et 9600 bits par seconde. description du brochage sel0 (17), sel1( 18) la vitesse de transmission sur la liaison srie est dfinie au moyen des pattes sel0 et sel1 qui doivent tre relies la masse (0) ou l?alimentation positive v cc (1). la vitesse ainsi choisie est indique dans le tableau ci - dessous. sel1 sel0 vitesse (bits/seconde) 0 0 300 0 1 1200 1 0 24 00 1 1 9600 la liaison de sel0 et sel1 la masse doit tre directe. la liaison v cc peut tre directe ou via une rsistance de tirage de 10 k w . il ne faut pas laisser les lignes de slection de vitesse en l?air car leur niveau est alors indfini. att ention ! l?tat de ces entres n?est lu qu?une fois la mise sous tension du circuit. tout changement de vitesse doit donc tre suivi d?un arrt puis d?une remise sous tension du mic 600 ou d?une action sur l?entre de reset optionnelle (voir ci - dessous). d/i (1) entre de slection du mode de prise en compte des entres. si cette entre est relie la masse (0) les donnes lues sur les entres sont transmises en mode vrai ou direct, c?est dire un bit 1 pour chaque entre 1. si cette entre est rel ie v cc (1), les donnes lues sur les entres sont inverses c?est dire un bit 0 pour chaque entre 1 et vice versa. l?tat de cette entre est lu et pris en compte avant chaque mission de caractre par le mic 600 sur la liaison srie. il est don c possible de le changer aussi souvent que ncessaire mme pendant que le circuit est sous tension. ser (2) sortie srie asynchrone la vitesse programme par sel1 et sel0, sur 8 bits et sans parit en logique ngative. cette patte peut tre relie direc tement toute liaison srie asynchrone ttl ou cmos. elle peut aussi gnralement tre relie toute liaison srie rs 232, sans circuit d?interface (voir schma d?application).
mic 600 - ? mictroni cs page 3 sur 7 mic 600 www.mictronics.net i0 (6) i7 (13) entres du circuit. ces entres peuvent recevoir des niveaux logiques ttl ou cmos dont la plage de variation de tension ne doit pas dpasser la tension d?alimentation du mic 600. elles peuvent tre relies directement la masse ou l?alimentation v cc du circuit pour fixer des niveaux logiques haut ou bas mais n e doivent en aucun cas tre laisses en l?air car leur tat est alors indfini. l?tat de ces lignes peut tre invers par le mic 600 si ncessaire avant envoi sur la liaison srie en fonction du niveau choisi sur la patte d/i. xt1(16) et xt2 (15) ces en tres sont destines la connexion d?un quartz externe la frquence de 4 mhz comme indiqu sur les schmas d?application. en principe les condensateurs de 22 pf ne sont pas ncessaires. ils ne doivent tre mis en place qu?en cas de difficult faire os ciller le quartz utilis. rst (4) en utilisation normale du circuit, cette patte est relie directement la tension d?alimentation v cc . si une commande de reset externe du circuit s?avre ncessaire, il est possible de la raliser au moyen de cette patte en utilisant le schma prsent ci - dessous. ce schma peut aussi tre utilis (avec ou sans le poussoir) si la tension d?alimentation applique au mic 600 ne s?tablit sa valeur nominale que trs lentement ou si cette tension est susceptible de sort ir de la plage 4 6 volts pendant le fonctionnement normal du circuit. toute action sur le poussoir a pour effet de rinitialiser le mic 600 et de lui faire lire nouveau l?tat des entres sel0 et sel1 de slection de vitesse de transmission.
mic 600 - ? mictroni cs page 4 sur 7 mic 600 www.mictronics.net v cc (14) et gnd (3 et 5) les pattes gnd doivent tre relies la masse de l?alimentation. la patte v cc est relier au positif de l?alimentation. la tension d?alimentation doit tre comprise entre 4 et 6 volts. un condensateur de dcouplage de 10 nf cramique de bonne qualit doit tre plac entre v cc et gnd au plus prs des pattes d?alimentation du circuit. principe d?utilisation le principe d?utilisation du circuit est trs simple. il suffit de slectionner la vitesse de transmission dsire au moyen de sel0 et sel1 ainsi que la polarit des donnes au moyen de d/i. ds que le mic 600 dtecte un changement d?tat de l?une quelconque de ses entres, il envoie un caractre sur sa sortie srie cod de la fa?on suivante : le bit de poids le plus fort du caract re transmis correspond l?tat de l?entre i7. le bit de poids le plus faible du caractre transmis correspond l?tat de l?entre i0. caractristiques lectriques paramtre min. typ. max. unit tension d?alimentation 4 5 6 v consomma tion sans charge en sortie - - 4,5 ma frquence d?horloge - 4 - mhz tension de sortie au niveau bas de la sortie ser pour un courant de sortie de 8,5 ma - - 0,6 v tension de sortie au niveau haut de la sortie ser pour un courant de sortie de 3 ma v cc - 0, 7 - - v courant de sortie maximum de ser au niveau bas - - 8,5 ma courant de sortie maximum de ser au niveau haut - - 3 ma courant d?entre maximum des entres i0 i7 - - 500 a tension d?entre au niveau bas de i0 i7 0 - 0,8 v tension d?entre au niveau haut de i0 i7 2,4 - v cc v plage de tension d?entre de i0 i7 0 - v cc v courant d?entre de sel0, sel1 et d/i - - +/ - 1 a i7 i6 i5 i4 i3 i2 i1 i0 poids forts poids faibles
mic 600 - ? mictroni cs page 5 sur 7 mic 600 www.mictronics.net schmas d?utilisation types interface srie ttl ou cmos le schma ci - dessous est un exemple d?utilisation avec une interface srie asynchrone compatible ttl ou cmos (entre directe d?un microcontr?leur par exemple). attention ! compte tenu du fait que le mic 600 est directement compatible d?une liaison srie asynchrone standard rs 232, il met ses donnes sries sou s forme inverse (logique ngative) c?est dire qu?un niveau haut est reprsent par une tension nulle et un niveau bas par la tension d?alimentation. ceci peut videmment tre modifi par en utilisant l?entre d/i. interface srie rs 232 le schma c i - dessous est un exemple d?utilisation avec une interface srie asynchrone rs 232 standard. bien que le mic 600 ne fournisse que des niveaux logiques ttl sur sa sortie ser, aucun circuit d?interface n?est gnralement utile et la rsistance srie de 1 k w s uffit. toutefois, en prsence d?entres rs 232 parfaitement conformes la norme, le recours un circuit d?interface classique, tel un max 232, peut cependant s?avrer ncessaire.
mic 600 - ? mictroni cs page 6 sur 7 mic 600 www.mictronics.net programmation de la vitesse de transmission au moyen de mini - interrup teurs dil
mic 600 - ? mictroni cs page 7 sur 7 mic 600 www.mictronics.net les entres de slection de vitesse sel0 et sel1 sont ramenes au niveau logique haut au moyen de rsistances de tirage de 10 k w (en pratique de 4,7 k w 22 k w ). les interrupteurs dil permettent de mettre au niveau bas les entres sel0 et sel1 en fonction de la vitesse choisie (voir tableau ci - avant). si la vitesse doit tre programme de fa?on fixe, la liaison de sel0 et sel2 la masse doit tre directe. la liaison v cc peut tre directe ou via une rsistance de tirage de 4,7 22 k w . attention ! il ne faut pas laisser les lignes de slection de vitesse en l?air car leur niveau est alors indfini.


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of MIC600

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X